công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCW-JDSI.PC bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LCW-JDSI.PC
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-JDSI.PC bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 22 page
background image
Version 1.0
LCW JDSI.PC
2013-07-16
7
5I
0.3441
0.3428
5N
0.3822
0.3670
7S
0.4305
0.4019
0.3448
0.3515
0.3853
0.3776
0.4346
0.4108
0.3515
0.3487
0.3898
0.3716
0.4386
0.4048
0.3527
0.3578
0.3934
0.3825
0.4430
0.4138
6I
0.3448
0.3515
6N
0.3853
0.3776
8S
0.4346
0.4108
0.3456
0.3601
0.3885
0.3882
0.4387
0.4197
0.3527
0.3578
0.3934
0.3825
0.4430
0.4138
0.3539
0.3669
0.3970
0.3935
0.4474
0.4228
7I
0.3456
0.3601
7N
0.3885
0.3882
5T
0.4298
0.3867
0.3464
0.3688
0.3916
0.3987
0.4342
0.3957
0.3539
0.3669
0.3970
0.3935
0.4373
0.3893
0.3551
0.3760
0.4006
0.4044
0.4420
0.3985
5L
0.3670
0.3578
5R
0.4147
0.3814
6T
0.4342
0.3957
0.3692
0.3677
0.4185
0.3902
0.4386
0.4048
0.3746
0.3624
0.4222
0.3840
0.4420
0.3985
0.3773
0.3726
0.4263
0.3929
0.4468
0.4077
6L
0.3692
0.3677
6R
0.4185
0.3902
7T
0.4386
0.4048
0.3714
0.3775
0.4223
0.3990
0.4430
0.4138
0.3773
0.3726
0.4263
0.3929
0.4468
0.4077
0.3799
0.3828
0.4305
0.4019
0.4515
0.4168
7L
0.3714
0.3775
7R
0.4223
0.3990
8T
0.4430
0.4138
0.3736
0.3874
0.4261
0.4077
0.4474
0.4228
0.3799
0.3828
0.4305
0.4019
0.4515
0.4168
0.3826
0.3931
0.4346
0.4108
0.4562
0.4260
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com