công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1068379 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SICK AG

tên linh kiện 1068379
Giải thích chi tiết về linh kiện  INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SICK [SICK AG]
Trang chủ  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

1068379 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SICK AG

  1068379 Datasheet HTML 1Page - SICK AG 1068379 Datasheet HTML 2Page - SICK AG 1068379 Datasheet HTML 3Page - SICK AG 1068379 Datasheet HTML 4Page - SICK AG 1068379 Datasheet HTML 5Page - SICK AG 1068379 Datasheet HTML 6Page - SICK AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
IQ12-06NPSKT0SS02 | IQB
INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS
Recommended accessories
Other models and accessories
www.sick.com/IQB
Brief description
Type
Part no.
Plug connectors and cables
Head A: female connector, M8, 3-pin, straight, A-coded
Head B: Flying leads
Cable: Sensor/actuator cable, PVC, unshielded, 2 m
YF8U13-020VA1XLEAX
2095860
Head A: female connector, M8, 3-pin, straight, A-coded
Head B: Flying leads
Cable: Sensor/actuator cable, PVC, unshielded, 5 m
YF8U13-050VA1XLEAX
2095884
Head A: female connector, M8, 3-pin, angled, A-coded
Head B: Flying leads
Cable: Sensor/actuator cable, PVC, unshielded, 2 m
YG8U13-020VA1XLEAX
2096165
Head A: female connector, M8, 3-pin, angled, A-coded
Head B: Flying leads
Cable: Sensor/actuator cable, PVC, unshielded, 5 m
YG8U13-050VA1XLEAX
2096166
Head A: female connector, M8, 3-pin, straight
Head B: -
Cable: unshielded
DOS-0803-G
7902077
Head A: female connector, M8, 3-pin, angled
Head B: -
Cable: unshielded
DOS-0803-W
7902078
2018-05-29 10:53:27 | Online data sheet
Subject to change without notice
PROXIMITY SENSORS | SICK
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com