công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1068379 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SICK AG

tên linh kiện 1068379
Giải thích chi tiết về linh kiện  INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SICK [SICK AG]
Trang chủ  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

1068379 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SICK AG

  1068379 Datasheet HTML 1Page - SICK AG 1068379 Datasheet HTML 2Page - SICK AG 1068379 Datasheet HTML 3Page - SICK AG 1068379 Datasheet HTML 4Page - SICK AG 1068379 Datasheet HTML 5Page - SICK AG 1068379 Datasheet HTML 6Page - SICK AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
IQ12-06NPSKT0SS02 | IQB
INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS
EMC
According to EN 60947-5-2
Continuous current Ia
≤ 200 mA
Short-circuit protection
✔
Reverse polarity protection
✔
Power-up pulse protection
✔
Shock and vibration resistance
30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Ambient operating temperature
–25 °C ... +75 °C
Housing material
Plastic, VISTAL®
Sensing face material
Plastic, VISTAL®
Tightening torque, max.
≤ 1 Nm
1) Of VS.
2) At Ia max.
3) Without load.
4) Ub and Ta constant.
Reduction factors
Note
The values are reference values which may vary
Stainless steel (V2A, 304)
0.7
Aluminum (Al)
0.5
Copper (Cu)
0.4
Brass (Br)
0.5
Installation note
Remark
Associated graphic see "Installation"
A
10 mm
B
36 mm
C
12 mm
D
24 mm
E
16 mm
F
48 mm
G
16 mm
Classifications
ECl@ss 5.0
27270101
ECl@ss 5.1.4
27270101
ECl@ss 6.0
27270101
ECl@ss 6.2
27270101
ECl@ss 7.0
27270101
ECl@ss 8.0
27270101
ECl@ss 8.1
27270101
ECl@ss 9.0
27270101
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
UNSPSC 16.0901
39122230
2018-05-29 10:53:27 | Online data sheet
Subject to change without notice
PROXIMITY SENSORS | SICK
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com