công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HIP4081AIBZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HIP4081AIBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  80V/2.5A Peak, High Frequency Full Bridge FET Driver
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HIP4081AIBZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HIP4081AIBZ Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
HIP4081A
FN3659 Rev 8.00
Page 9 of 17
September 15, 2015
Typical Performance Curves VDD = VCC = VAHB = VBHB = 12V, VSS = VALS = VBLS = VAHS = VBHS = 0V, RHDEL = RLDEL = 10K
and TA = 25°C, Unless Otherwise Specified
FIGURE 10. AHB - AHS, BHB - BHS NO-LOAD CHARGE PUMP
VOLTAGE vs TEMPERATURE
FIGURE 11. UPPER DISABLE TURN-OFF PROPAGATION
DELAY TDISHIGH vs TEMPERATURE
FIGURE 12. DISABLE TO UPPER ENABLE, TUEN,
PROPAGATION DELAY vs TEMPERATURE
FIGURE 13. LOWER DISABLE TURN-OFF PROPAGATION
DELAY TDISLOW vs TEMPERATURE
FIGURE 14. TREF-PW REFRESH PULSE WIDTH vs
TEMPERATURE
FIGURE 15. DISABLE TO LOWER ENABLE TDLPLH
PROPAGATION DELAY vs TEMPERATURE
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
JUNCTION TEMPERATURE (°C)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
30
40
50
60
70
80
JUNCTION TEMPERATURE (°C)
425
450
475
500
525
-50
-25
0
25
50
75
100
125 150
JUNCTION TEMPERATURE (°C)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
30
40
50
60
70
80
JUNCTION TEMPERATURE (°C)
350
375
400
425
450
-50
-25
0
25
50
75
100
125 150
JUNCTION TEMPERATURE (°C)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
20
30
40
50
60
70
80
JUNCTION TEMPERATURE (°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com