công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HIP4081AIBZ bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HIP4081AIBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  80V/2.5A Peak, High Frequency Full Bridge FET Driver
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HIP4081AIBZ bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HIP4081AIBZ Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp HIP4081AIBZ Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
HIP4081A
FN3659 Rev 8.00
Page 8 of 17
September 15, 2015
Typical Performance Curves VDD = VCC = VAHB = VBHB = 12V, VSS = VALS = VBLS = VAHS = VBHS = 0V, RHDEL = RLDEL = 100K
and TA = 25°C, Unless Otherwise Specified
FIGURE 4. QUIESCENT IDD SUPPLY CURRENT vs VDD SUPPLY
VOLTAGE
FIGURE 5. IDDO, NO-LOAD IDD SUPPLY CURRENT vs
FREQUENCY (kHz)
FIGURE 6. SIDE A, B FLOATING SUPPLY BIAS CURRENT vs
FREQUENCY (LOAD = 1000pF)
FIGURE 7. ICCO, NO-LOAD ICC SUPPLY CURRENT vs
FREQUENCY (kHz) TEMPERATURE
FIGURE 8. IAHB, IBHB, NO-LOAD FLOATING SUPPLY BIAS
CURRENT vs FREQUENCY
FIGURE 9. ALI, BLI, AHI, BHI LOW LEVEL INPUT CURRENT IIL
vs TEMPERATURE
6
8
10
12
14
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
VDD SUPPLY VOLTAGE (V)
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
SWITCHING FREQUENCY (kHz)
0
100 200 300
400 500 600 700 800 900 1000
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
SWITCHING FREQUENCY (kHz)
0
100 200
300
400
500
600
700 800
900 1000
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
SWITCHING FREQUENCY (kHz)
75°C
25°C
125°C
-40°C
0°C
0.5
1
1.5
2
2.5
200
600
800
1000
0400
SWITCHING FREQUENCY (kHz)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
-120
-110
-100
-90
JUNCTION TEMPERATURE (°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com