công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MP2660 bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Monolithic Power Systems

tên linh kiện MP2660
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V USB, 500mA, I2C-Controlled Linear Charger with Power Path Management for Single-Cell Li-Ion Battery
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MPS [Monolithic Power Systems]
Trang chủ  http://www.monolithicpower.com
Logo MPS - Monolithic Power Systems

MP2660 bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Monolithic Power Systems

Back Button MP2660 Datasheet HTML 26Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 27Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 28Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 29Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 30Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 31Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 32Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 33Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 34Page - Monolithic Power Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 34 page
background image
MP2660
– 0.5A, 1-CELL CHARGER W/ I2C CONTROL, POWER PATH
MP2660 Rev. 1.01
www.MonolithicPower.com
33
1/2/2018
MPS Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
© 2018 MPS. All Rights Reserved.
TYPICAL APPLICATION CIRCUIT
IN
NTC
VDD
INT
SDA
SCL
SYS
BATT
GND
MP2660
A1
5V
B1
B3
B2
INT
I2C
C1
C2
A2
SYS
BATT
A3
C3
C1
4.7µF
RT1
10k
Ω
C2
2.2µF
C3
2.2µF
RT2
10kΩ
R3
100kΩ
C4
100nF
VDD
Figure 13: MP2660 Typical Application Circuit with 5V Input
Table 4: The Key BOM of Figure 13
Qty
Ref
Value
Description
Package
Manufacture
1
C1
4.7µF
Ceramic Capacitor;16V;
X5R or X7R
0603
Any
1
C2
2.2µF
Ceramic Capacitor; 16V;
X5R or X7R
0603
Any
1
C3
2.2µF
Ceramic Capacitor;16V;
X5R or X7R
0603
Any
1
C4
100nF
Ceramic Capacitor;16V;
X5R or X7R
0603
Any
2
RT1,RT2
10k
Film Resistor;1%
0603
Any



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com