công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MP2660 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Monolithic Power Systems

tên linh kiện MP2660
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V USB, 500mA, I2C-Controlled Linear Charger with Power Path Management for Single-Cell Li-Ion Battery
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MPS [Monolithic Power Systems]
Trang chủ  http://www.monolithicpower.com
Logo MPS - Monolithic Power Systems

MP2660 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Monolithic Power Systems

Back Button MP2660 Datasheet HTML 26Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 27Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 28Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 29Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 30Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 31Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 32Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 33Page - Monolithic Power Systems MP2660 Datasheet HTML 34Page - Monolithic Power Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 34 page
background image
MP2660
– 0.5A, 1-CELL CHARGER W/ I2C CONTROL, POWER PATH
MP2660 Rev. 1.01
www.MonolithicPower.com
30
1/2/2018
MPS Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
© 2018 MPS. All Rights Reserved.
CONTROL FLOW CHART (continued)
ENCHG
Charge Mode?
VBATT>VBATT_TC
VBATT>VBATT_FULL
ICHG<IBF
Battery Full
Yes
Charge Done
C.V.C
C.C.C
T.C.C
VBATT< VRECH ?
VBATT>VBATT_FULL
VBATT<VBATT_TC
VBATT_TC<VBATT<VBATT_FULL
No
No
Yes
Yes
Yes
Normal Charge
Yes
NTC OK?
TJ = ?
TJ = ?
Thermal
Shutdown, /CHG is
high
Fault Protection
No
Charger Recovery,
Return to Normal
Operation
Yes
≥150oC
≥130oC
Yes
NTC Fault?
No
Timer Out ?
No
Reset
Timer?
Yes
No
No
Yes
Others
< TREG
No
No
Charge Suspend
Charge Suspend
TJ ≥ TREG?
Decrease ICHG to
maintain TJ at TREG
Others
< TREG
Figure 10: Charging Process



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com