công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LG-M47K bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LG-M47K
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LG-M47K bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LG-M47K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
LG M47K
2012-06-15
9
Maßzeichnung8) Seite 15
Package Outlines8) page 15
Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):
mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):
with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Kathodenkennung:
abgeschrägte Ecke
Cathode mark:
bevelled edge
Gewicht / Approx. weight:
9 mg
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15
Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm oder
11800/Rolle, ø330 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15
Packing unit 3000/reel, ø180 mm or
11800/reel, ø330 mm
Cathode marking
Cathode marking
Pick Up Area
1.3 (0.051)
(black line)
GPLY6069
1.5 (0.059)
1.3 (0.051)
1.0 (0.039)
0.8 (0.031)
(0.4 (0.016))
1.5 (0.059)
1.1 (0.043)
Cathode marking
Light emitting window
typ. 1.5 (0.059) x 1.0 (0.039)
(phased edges)
0.8 (0.031)
1.0 (0.039)
A
C
OHAY1358
1.5 (0.059)
2 (0.079)
4 (0.157)
1.55 (0.061)
4 (0.157)
Cathode/Collector Side



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com