công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LG-M47K bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LG-M47K
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LG-M47K bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LG-M47K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
LG M47K
2012-06-15
8
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I
F = f (T)
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A = 25 °C
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A = 85 °C
80
OHL02444
0
0
20
40
60
I
mA
F
˚C
T
100
A
5
10
15
20
25
T
A
T
S
=
0.01
0.005
0.05
0.1
0.02
0.5
0.2
10
10
0
-2
-3
-4
-5
10
10
10
1
F
I
A
D
P
t
=
D
T
2
1
0
-1 10
tp
10 s 10
OHL02442
T
t
P
IF
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
=
0.01
0.005
0.05
0.1
0.02
0.5
0.2
10
10
0
-2
-3
-4
-5
10
10
10
1
F
I
A
D
P
t
=
D
T
2
1
0
-1 10
tp
10 s 10
OHL02442
T
t
P
IF
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com