công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDMF6823C bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện FDMF6823C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Extra-Small, High-Performance, High-Frequency DrMOS Module
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FDMF6823C bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button FDMF6823C Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor FDMF6823C Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor FDMF6823C Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor FDMF6823C Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor FDMF6823C Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor FDMF6823C Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor FDMF6823C Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor FDMF6823C Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor FDMF6823C Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 21 page
background image
© 2011 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
FDMF6823C • Rev. 1.0.3
Typical Performance Characteristics
Test Conditions: VCIN=5 V, VDRV=5 V, TA=25°C, and natural convection cooling, unless otherwise specified.
Figure 18.
PWM Threshold vs. Temperature
Figure 19.
SMOD# Threshold vs. Driver Supply
Voltage
Figure 20.
SMOD# Threshold vs. Temperature
Figure 21.
SMOD# Pull-Up Current vs. Temperature
Figure 22.
DISB# Threshold vs. Driver Supply
Voltage
Figure 23.
DISB# Threshold vs. Temperature
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
-55
0
25
55
100
125
150
Driver IC Junction Temperature, TJ (oC)
VCIN = 5V
VIH_PWM
VTRI_HI
VHIZ_PWM
VTRI_LO
VIL_PWM
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
Driver IC Supply Voltage, VCIN (V)
VIH_SMOD#
VIL_SMOD#
TA = 25°C
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
-55
0
25
55
100
125
150
Driver IC Junction Temperature, TJ (oC)
VIH_SMOD#
VIL_SMOD#
VCIN = 5V
-12.0
-11.5
-11.0
-10.5
-10.0
-9.5
-9.0
-55
0
25
55
100
125
150
Driver IC Junction Temperature, TJ (oC)
VCIN = 5V
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
Driver IC Supply Voltage, VCIN (V)
VIH_DISB#
VIL_DISB#
TA = 25°C
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
-55
0
25
55
100
125
150
Driver IC Junction Temperature, TJ (oC)
VIH_DISB#
VIL_DISB#
VCIN = 5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com