công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LWWWG6SG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LWWWG6SG
Giải thích chi tiết về linh kiện  white P-LCC-6 package, colored diffused silicone resin
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWWWG6SG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LWWWG6SG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
2006-05-15
4
LWWW G6SG
Kennwerte
Characteristics
(
T
A = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Farbkoordinate x nach CIE 1931
3) 7) Seite 19
(typ.)
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931
3) 7) page 19
I
F = 30 mA
x
0.33
Farbkoordinate y nach CIE 1931
3) 7) Seite 19
(typ.)
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931
3) 7) page 19
I
F = 30 mA
y
0.33
Abstrahlwinkel bei 50 %
I
V (Vollwinkel)
(typ.)
Viewing angle at 50 %
I
V
2
ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung je Chip
8) Seite 19
(min.)
Forward voltage per chip
8) page 19
(typ.)
I
F = 30 mA
(max.)
V
F
V
F
V
F
2.9
3.4
3.8
V
V
V
Sperrstrom je Chip
(typ.)
Reverse current per chip
(max.)
V
R = 5 V
I
R
I
R
0.01
10
µA
µA
Temperaturkoeffizient von x je Chip
(typ.)
Temperature coefficient of x per chip
I
F = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TC
x
–0.2
10
-3/K
Temperaturkoeffizient von y je Chip
(typ.)
Temperature coefficient of y per chip
I
F = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TC
y
–0.2
10
-3/K
Temperaturkoeffizient von
V
F je Chip
(typ.)
Temperature coefficient of
V
F per chip
I
F = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TC
V
– 4.0
mV/K
Optischer Wirkungsgrad je Chip
(typ.)
Optical efficiency per chip
I
F = 30 mA
η
opt
26
lm/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com