công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LWWWG6SG bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LWWWG6SG
Giải thích chi tiết về linh kiện  white P-LCC-6 package, colored diffused silicone resin
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWWWG6SG bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button LWWWG6SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LWWWG6SG Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
LWWW G6SG
2006-05-15
11
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I
F = f (T); 3 chips on
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A= 25 °C
3 Chips on; Current per Chip
Ausschließlich für Blitzlichtanwendungen mit erhöhter Leistung und reduzierter Lebensdauer
For strobe light applications with increased power and limited operating time only
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Durchlassstrom je Chip bei verkürzter Lebensdauer
Forward current per chip for limited lifetime
I
F
50
mA
Stoßstrom je Chip für den Blitzlichtbetrieb
Surge current per chip for flash application
tpulse 400 ms, D = 0.2
I
FM
120
mA
Exemplarische mittlere Lebensdauer für Blitzlichtanwendungen
2) Seite 19
Exemplary median Lifetime for Strobe Applications
2) page 19
Bedingungen
Conditions
mögliche mittlere
Lebensdauer
target median Lifetime
Einheit
Unit
I
F = 50 mA/Chip / TA = 25°C
1.000
Betriebsstunden
operating hours
I
P = 120 mA per Chip / tpulse ≤ 400 ms / D = 0.2 / TA = 25°C
> 100.000
Pulses
T
OHL02531
temp. ambient
temp. solder point
0
0
T
A
S
T
T
A
I
mA
F
˚C
T
S
20
40
60
80
120
10
20
30
40
50
60
10
0.04
0.02
0
0.06
0.08
-3
0.10
0.12
F
I
0.16
P
t
=
D
T
0.1
tp
s
0.05
0.01
0.02
OHL02406
D
T
t
P
=
IF
A
10
-2
-1
10
0
10
10
12
10
0.167
0.2
0.5
1
0.005



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com