công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPQ2918GL bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Monolithic Power Systems

tên linh kiện MPQ2918GL
Giải thích chi tiết về linh kiện  4V - 40V Input, Current Mode, Synchronous, Step-Down Controller AEC-Q100 Qualified
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MPS [Monolithic Power Systems]
Trang chủ  http://www.monolithicpower.com
Logo MPS - Monolithic Power Systems

MPQ2918GL bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Monolithic Power Systems

Back Button MPQ2918GL Datasheet HTML 24Page - Monolithic Power Systems MPQ2918GL Datasheet HTML 25Page - Monolithic Power Systems MPQ2918GL Datasheet HTML 26Page - Monolithic Power Systems MPQ2918GL Datasheet HTML 27Page - Monolithic Power Systems MPQ2918GL Datasheet HTML 28Page - Monolithic Power Systems MPQ2918GL Datasheet HTML 29Page - Monolithic Power Systems MPQ2918GL Datasheet HTML 30Page - Monolithic Power Systems MPQ2918GL Datasheet HTML 31Page - Monolithic Power Systems MPQ2918GL Datasheet HTML 32Page - Monolithic Power Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 32 page
background image
MPQ2918 – 4V - 40V, CURRENT MODE, SYNC, STEP-DOWN CONTROLLER
MPQ2918 Rev. 1.01
www.MonolithicPower.com
31
8/17/2017
MPS Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
© 2017 MPS. All Rights Reserved.
PACKAGE INFORMATION (continued)
QFN-20 (3mmx4mm)
Non-Wettable Flank
SIDE VIEW
BOTTOM VIEW
NOTE:
1) ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2) EXPOSED PADDLE SIZE DOES NOT INCLUDE
MOLD FLASH.
3) LEAD COPLANARITY SHALL BE 0.10
MILLIMETERS MAX.
4) JEDEC REFERENCE IS MO-220.
5) DRAWING IS NOT TO SCALE.
PIN 1 ID
MARKING
TOP VIEW
PIN 1 ID
INDEX AREA
RECOMMENDED LAND PATTERN
PIN 1 ID
SEE DETAIL A
DETAIL A
PIN 1 ID OPTION A
0.30x45°TYP.
PIN 1 ID OPTION B
R0.20 TYP.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com