công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CZRUR52C2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Comchip Technology

tên linh kiện CZRUR52C2
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Zener Diode
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CZRUR52C2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Comchip Technology

  CZRUR52C2 Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CZRUR52C2 Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CZRUR52C2 Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CZRUR52C2 Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology CZRUR52C2 Datasheet HTML 5Page - Comchip Technology CZRUR52C2 Datasheet HTML 6Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
Page 1
QW-A2009
Peak ESD voltage capability (IEC 61000-4-2)
Parameter
Symbol
Value
0.9
150
8
Unit
V
mW
Forward current , surge peak
8.3 ms single half sine-wave superimposed
on rate load( JEDEC method )
2.0
A
Maximum Rating AND Electrical Characteristics
IFSM
PD
VF
VPV
kV
Maximum Forward Voltage Drop at IF = 10 mA
O
Maximum Power Dissipation at 25 C
REV:B
Operating Junction and Storage Temperature Range
-55 to +125
TJ
OC
CZRUR52C2 Thru CZRUR52C39
SMD Zener Diode
0.071(1.80)
0.063(1.60)
0.039(1.00)
0.031(0.80)
0.033(0.85)
0.027(0.70)
Dimensions in inches and (millimeter)
0.028(0.70) Typ.
0.018(0.45) Typ.
Comchip Technology CO., LTD.
0603/SOD-523F
Features
-150mW Power Dissipation.
-High Voltages from 2 ~ 39 V.
-Designed for mounting on small surface.
-Extremely thin/leadless package.
-Pb free product.
Mechanical data
-Case: 0603
Standard package
/SOD-523F
Molded plastic.
-Terminals: Gold plated, solderable per
MIL-STD-750,method 2026.
-Polarity: Indicated by cathode band.
-Weight: 0.003 gram(approx.).
Voltage 2 to 39 Volts
Power 150 mWatts
RoHS Device


Số phần tương tự - CZRUR52C2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
CZRUR52C2-HF COMCHIP-CZRUR52C2-HF Datasheet
161Kb / 6P
SMD Zener Diode
CZRUR52C20-HF COMCHIP-CZRUR52C20-HF Datasheet
161Kb / 6P
SMD Zener Diode
CZRUR52C22-HF COMCHIP-CZRUR52C22-HF Datasheet
161Kb / 6P
SMD Zener Diode
CZRUR52C24-HF COMCHIP-CZRUR52C24-HF Datasheet
161Kb / 6P
SMD Zener Diode
CZRUR52C27-HF COMCHIP-CZRUR52C27-HF Datasheet
161Kb / 6P
SMD Zener Diode
More results

Mô tả tương tự - CZRUR52C2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
CZRF52C2 COMCHIP-CZRF52C2 Datasheet
244Kb / 4P
SMD Zener Diode
CZRA4728-G COMCHIP-CZRA4728-G Datasheet
96Kb / 3P
SMD Zener Diode
CZRER52C2-HF COMCHIP-CZRER52C2-HF Datasheet
271Kb / 6P
SMD Zener Diode
CZRFR2V4B-HF COMCHIP-CZRFR2V4B-HF Datasheet
136Kb / 5P
SMD Zener Diode
CZRU2V4B-HF COMCHIP-CZRU2V4B-HF Datasheet
137Kb / 5P
SMD Zener Diode
CZRUR52C2-HF COMCHIP-CZRUR52C2-HF Datasheet
161Kb / 6P
SMD Zener Diode
ACZRV5223B-HF COMCHIP-ACZRV5223B-HF Datasheet
132Kb / 5P
SMD Zener Diode
CZRL55C2V4-G COMCHIP-CZRL55C2V4-G Datasheet
434Kb / 6P
SMD Zener Diode
CZRQC52C2V4-HF COMCHIP-CZRQC52C2V4-HF Datasheet
111Kb / 4P
SMD Zener Diode
CZRT23C2V7-HF COMCHIP-CZRT23C2V7-HF Datasheet
326Kb / 5P
SMD Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com