công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CZRUR52C2 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Comchip Technology

tên linh kiện CZRUR52C2
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Zener Diode
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CZRUR52C2 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Comchip Technology

  CZRUR52C2 Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CZRUR52C2 Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CZRUR52C2 Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CZRUR52C2 Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology CZRUR52C2 Datasheet HTML 5Page - Comchip Technology CZRUR52C2 Datasheet HTML 6Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Index hole
Trailer
Device
Leader
10 pitches (min)
10 pitches (min)
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
End
Start
d
E
F
B
W
A
P
P0
P1
D1
D2
D
W1
T
C
Direction of Feed
B
C
d
D
D2
D1
E
F
P
P0
P1
T
SYMBOL
A
W
W1
Reel Taping Specification
(mm)
(inch)
0.039
0.004
±
0.073
0.004
±
0.039 0.004
±
0.061
0.002
±
7.008
0.04
±
2.362 MIN.
0.512
0.008
±
SYMBOL
(mm)
(inch)
0.069
0.004
±
0.138
0.002
±
0.157
0.004
±
0.157
0.004
±
0.079
0.004
±
0.009
0.002
±
0.315
0.008
±
0.531 MAX.
Polarity
1.00
0.10
±
1.85
0.10
±
4.00
0.10
±
1.55
0.05
±
3.50
0.05
±
1.75
0.10
±
60.0 MIN.
13.0
0.20
±
1.00
0.10
±
4.00
0.10
±
2.00
0.05
±
0.23
0.05
±
8.00
0.20
±
13.5 MAX.
178 1
±
Page 5
REV:B
SMD Zener Diode
QW-A2009
Comchip Technology CO., LTD.
0603
(SOD-523F)
0603
(SOD-523F)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com