| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MMBD352W bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MMBD352W bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited |
|
3 / 3 page ![]() Production specification Schottky Barrier Diode MMBD352W F070 www.gmesemi.com Rev.A 3 PACKAGE OUTLINE Plastic surface mounted package SOT-323 SOLDERING FOOTPRINT Unit : mm PACKAGE INFORMATION Device Package Shipping MMBD352W SOT-323 3000/Tape&Reel SOT-323 Dim Min Max A 2.00 2.20 B 1.15 1.35 C 0.95 Typical D 0.30 Typical E 0.25 0.40 G 1.2 1.4 H 0.02 0.10 J 0.10 Typical K 2.20 2.40 All Dimensions in mm 1.90 0.65 0.65 0.90 0.70 A D J G C |