công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BGT24AT2 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BGT24AT2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Germanium 24 GHz Transmitter MMIC
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BGT24AT2 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BGT24AT2 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BGT24AT2 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BGT24AT2 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BGT24AT2 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BGT24AT2 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BGT24AT2 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BGT24AT2 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BGT24AT2 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BGT24AT2 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 27 page
background image
BGT24AT2
Silicon Germanium 24 GHz Transmitter MMIC
Features
Final Data Sheet
8
Revision 3.2, 2016-01-20
Figure 1
BGT24AT2 Block Diagram
Block Diagram BGT 24AT2.vsd
SPI
64bit
Temp.
Sensor
AMUX
0/180 °
Balun
0/180°
Balun
Balun
f-Div
/1024
0/180°
DAC
6bit
DAC
6bit
DAC
6bit
DAC
6bit
TX2
PH_TX1
TX1_ON
TX1
ANA_IN
SPI_DI
SPI_CLK
SPI_EN
SPI_DO
VCC
VEE
LO
Logic
VCC_VCO
VEE_VCO
BUF1
BUF2
PGA
TX1
PGA
TX2
PGA
LO
PH_TX2
TX2_ON



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com