công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA9965A bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA9965A
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-bit, 5.0 V, 40 Msps analog-to-digital interface for CCD cameras
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA9965A bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA9965A Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA9965A Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA9965A Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TDA9965A Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors TDA9965A Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors TDA9965A Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors TDA9965A Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors TDA9965A Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors TDA9965A Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 22 page
background image
2004 Jul 05
15
Philips Semiconductors
Product specification
12-bit, 5.0 V, 40 Msps analog-to-digital
interface for CCD cameras
TDA9965A
APPLICATION INFORMATION
handbook, full pagewidth
MGU714
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
36
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
13
14
15
16
5.0 V
17
18
19
20
21
22
23
24
35
34
33
32
31
(2)
(2)
30
29
28
27
26
12
25
TDA9965A
D9
D8
D7
D5
D4
D3
D2
OGND2
VCCO2
OGND1
VCCO1
AGND4
IN
AGND5
STGE
AGND1
VCCA1
VCCA2
Vref
n.c.
D6
AGND2
PGAOUT
ADCIN
from timing
generator
serial
interface
5.0 V
5.0 V
CCD
(2)
5.0 V
(2)
33 pF
47 nF
100 nF
(2)
(3)
(3)
5.0 V
(2)
(2)
(1)
1 nF
1
nF
1
µF
2.2
nF
Fig.12 Application diagram.
(1) The clamp level of the signal input at pin ADCIN can be tuned from code 0 to code 1023 in one LSB step of the ADC via the serial interface (clamp
ADC activated).
(2) All supply pins must be decoupled with 100 nF capacitors mounted as closely as possible to the device.
(3) The capacitors on pins STGE and Vref have typical values, performing a typical device start-up time of 300 µs from standby to active (supplies on).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com