| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DS3153N bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Dallas Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DS3153N bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Dallas Semiconductor |
|
52 / 60 page ![]() DS3151/DS3152/DS3153/DS3154 Single/Dual/Triple/Quad DS3/E3/STS-1 LIUs 52 of 60 Figure 14-2. DS3151 CPU Bus Mode Pin Assignment A1 RLOS1 A2 RXN1 A3 RXP1 A4 N.C. A5 T3MCLK A6 N.C. A7 N.C. A8 N.C. A9 N.C. A10 N.C. A11 N.C. A12 N.C. B1 PRBS1 B2 RTS1 B3 N.C. B4 N.C. B5 WR B6 RD B7 CS B8 N.C. B9 N.C. B10 N.C. B11 N.C. B12 N.C. C1 RCLK1 C2 RPOS1 C3 RNEG1 C4 N.C. C5 INT C6 MOT C7 ALE C8 N.C. C9 N.C. C10 N.C. C11 N.C. C12 N.C. D1 TPOS1 D2 TNEG1 D3 TDM1 D4 JTRST D5 JTMS D6 VDD D7 VSS D8 N.C. D9 N.C. D10 N.C. D11 N.C. D12 N.C. E1 TCLK1 E2 TTS1 E3 D0 E4 JTCLK E5 VDD E6 VDD E7 VSS E8 VSS E9 HW E10 N.C. E11 N.C. E12 E3MCLK F1 TXP1 F2 D1 F3 D2 F4 VDD F5 VDD F6 VDD F7 VSS F8 VSS F9 VSS F10 N.C. F11 N.C. F12 N.C. G1 TXN1 G2 D3 G3 D4 G4 VSS G5 VSS G6 VSS G7 VDD G8 VDD G9 VDD G10 N.C. G11 N.C. G12 N.C. H1 RST H2 D5 H3 D6 H4 JTDI H5 VSS H6 VSS H7 VDD H8 VDD H9 N.C. H10 N.C. H11 N.C. H12 N.C. J1 N.C. J2 N.C. J3 D7 J4 JTDO J5 TEST J6 VSS J7 VDD J8 HIZ J9 N.C. J10 N.C. J11 N.C. J12 N.C. K1 N.C. K2 N.C. K3 N.C. K4 N.C. K5 N.C. K6 A0 K7 A2 K8 N.C. K9 N.C. K10 N.C. K11 N.C. K12 N.C. L1 N.C. L2 N.C. L3 N.C. L4 N.C. L5 N.C. L6 A1 L7 A3 L8 N.C. L9 N.C. L10 N.C. L11 N.C. L12 N.C. M1 N.C. M2 N.C. M3 N.C. M4 N.C. M5 N.C. M6 N.C. M7 N.C. M8 STMCLK M9 N.C. M10 N.C. M11 N.C. M12 N.C. High-Speed Analog High-Speed Digital Low-Speed Digital VDD VSS |