| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
KTHAVPA1.12 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KTHAVPA1.12 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2017-11-14 2 Discontinued acc. OS-PD-2017-037 KT HAVPA1.12 Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Intensity 1) page 21 Ordering Code Typ: Lichtstärke 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 20 mA IV [mcd] KT HAVPA1.12-BVCU-DJ18 2122 ... 4243 Q65111A5178 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page ). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KT HAVPA1.12-BVCU-DJ18 means that only one group BV, BW, BX, BY, BZ, CS, CT, CU will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit. E. g. KT HAVPA1.12-BVCU-DJ18 means that only one wavelength group 18,DJ,FL,JP,LR,PU,RW,U3 will be shippable. KT HAVPA1.12-BVCU-DJ18 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite ). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. KT HAVPA1.12-BVCU-DJ18 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen BV, BW, BX, BY, BZ, CS, CT, CU enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. KT HAVPA1.12-BVCU-DJ18 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 18,DJ,FL,JP,LR,PU,RW,U3 enthalten ist (siehe Seite ). KT HAVPA1.12-BVCU-DJ18 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. |