công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KTHAVPA1.12 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện KTHAVPA1.12
Giải thích chi tiết về linh kiện  DISPLIX Oval
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KTHAVPA1.12 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button KTHAVPA1.12 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KTHAVPA1.12 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KTHAVPA1.12 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KTHAVPA1.12 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH KTHAVPA1.12 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH KTHAVPA1.12 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH KTHAVPA1.12 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH KTHAVPA1.12 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH KTHAVPA1.12 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 22 page
background image
Discontinued acc. OS-PD-2017-037
KT HAVPA1.12
2017-11-14
11
Relative Forward Voltage 7) page 21
Relative Vorwärtsspannung 7) Seite 21
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 20 mA
Relative Luminous Intensity 7) page 21
Relative Lichtstärke 7) Seite 21
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 20 mA
Dominant Wavelength 7) page 21
Dominante Wellenlänge 7) Seite 21
λdom = f(Tj); IF = 20 mA
KT HAVPA1.12
-40
-20
0
20
40
60
80
Tj [°C]
-0.2
0.0
0.2
0.4
∆VF [V]
: true green
KT HAVPA1.12
-40
-20
0
20
40
60
80
Tj [°C]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Iv
Iv(25°C)
: true green
KT HAVPA1.12
-40
-20
0
20
40
60
80
Tj [°C]
-6
-4
-2
0
2
4
6
∆λ dom [nm]
: true green



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com