công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9B320M bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện MB9B320M
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit Arm짰 Cortex짰-M3 FM3 Microcontroller
PDF  108 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MB9B320M bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Cypress Semiconductor

Back Button MB9B320M Datasheet HTML 41Page - Cypress Semiconductor MB9B320M Datasheet HTML 42Page - Cypress Semiconductor MB9B320M Datasheet HTML 43Page - Cypress Semiconductor MB9B320M Datasheet HTML 44Page - Cypress Semiconductor MB9B320M Datasheet HTML 45Page - Cypress Semiconductor MB9B320M Datasheet HTML 46Page - Cypress Semiconductor MB9B320M Datasheet HTML 47Page - Cypress Semiconductor MB9B320M Datasheet HTML 48Page - Cypress Semiconductor MB9B320M Datasheet HTML 49Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 108 page
background image
Document Number: 002-05652 Rev. *D
Page 45 of 108
MB9B320M Series
9. Memory Size
See
“Memory size” in “Product Lineup” to confirm the memory size.
10. Memory Map
Memory Map (1)
Peripherals Area
0x41FF_FFFF
0xFFFF_FFFF
0xE010_0000
0xE000_0000
0x4006_1000
0x4006_0000
DMAC
0x4005_0000
Reserved
0x4004_0000
USB ch.0
0x4003_C000
Reserved
0x4003_B000
RTC
0x7000_0000
0x4003_A000
Watch Counter
0x4003_9000
CRC
0x6000_0000
0x4003_8000
MFS
0x4003_7000
Reserved
0x4003_6000
USB Clock Ctrl
0x4400_0000
0x4003_5000
LVD/DS mode
0x4003_4000
Reserved
0x4200_0000
0x4003_3000
GPIO
0x4003_2000
Reserved
0x4000_0000
0x4003_1000
Int-Req.Read
0x4003_0000
EXTI
0x2400_0000
0x4002_F000
Reserved
0x4002_E000
CR Trim
0x2200_0000
0x4002_9000
Reserved
0x4002_8000
D/AC
0x2008_0000
0x4002_7000
A/DC
0x2000_0000
SRAM1
0x4002_6000
QPRC
0x1FF8_0000
SRAM0
0x4002_5000
Base Timer
0x4002_4000
PPG
0x0020_8000
0x0020_0000
Flash(Work area)
0x0010_4000
Reserved
0x4002_1000
0x0010_0000
Security/CR Trim
0x4002_0000
MFT unit0
0x4001_6000
0x4001_5000
Dual Timer
0x4001_3000
0x0000_0000
0x4001_2000
SW WDT
0x4001_1000
HW WDT
0x4001_0000
Clock/Reset
0x4000_1000
0x4000_0000
Flash I/F
See " Memory Map (2)"
for the memory size
details.
32Mbyte
Bit band alias
Reserved
Reserved
Cortex-M3 Private
Peripherals
32Mbyte
Bit band alias
Reserved
Reserved
Reserved
Flash(Main area)
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
External DeviceArea
Reserved
Peripherals



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com