| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SFH9206-5/6 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH9206-5/6 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() Version 1.5 SFH 9206 2015-12-22 5 Collector Current 3) page 14 IC / ICmax = f(d), TA = 25°C Collector Current 3) page 14 IC = f(IF), d = 1 mm, 90% reflection, TA = 25°C Photocurrent 3) page 14 IC = f(VCE), d = 1 mm, 90% reflection, TA = 25°C Relative Spectral Emission 3) page 14 (typ) Irel = f(λ), TA = 25°C 0 OHF05610 I C max d 0 C I 20 40 60 80 % 100 1 2 3 4 mm 5 Kodak neutral white test card Mirror 70 50 30 10 OHF05611 C I 0 0 1 2 3 4 5 6 F I 5 10 15 20 25 30 35 mA 50 mA OHF05612 0 2 10 CE V 10 1 0 10 10 -1 V I C 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 mA I = 15 mA I F = 10 mA = 5 mA F I = 20 mA = 25 mA F I I F F 800 0 nm % OHF04134 20 40 60 80 100 Irel λ 850 900 950 1025 |