công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV2463CDGS bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV2463CDGS
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAMILY OF LOW POWER RAIL TO RAIL INPUT/OUTPUT OPERATIOANAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLV2463CDGS bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - Texas Instruments

Back Button TLV2463CDGS Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 56 page
background image
MECHANICAL DATA
MPDS026D – FEBRUARY 1997 – REVISED FEBRUARY 2002
1
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
DBV (R-PDSO-G6)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
0,10
M
0,20
0,95
0
°–8°
0,25
0,55
0,35
Gage Plane
0,15 NOM
4073253-5/G 01/02
2,60
3,00
0,50
0,25
1,50
1,70
4
6
3
1
2,80
3,00
1,45
0,95
0,05 MIN
Seating Plane
6X
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion.
D. Leads 1, 2, 3 may be wider than leads 4, 5, 6 for package orientation.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com