công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV2463CDGS bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV2463CDGS
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAMILY OF LOW POWER RAIL TO RAIL INPUT/OUTPUT OPERATIOANAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLV2463CDGS bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - Texas Instruments

Back Button TLV2463CDGS Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TLV2463CDGS Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 56 page
background image
TLV2460, TLV2461, TLV2462, TLV2463, TLV2464, TLV2465, TLV246xA
FAMILY OF LOW-POWER RAIL-TO-RAIL INPUT/OUTPUT
OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN
SLOS220I – JULY 1998 – REVISED MARCH 2001
41
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
MECHANICAL DATA
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
4040064 / E 08/96
14 PIN SHOWN
Seating Plane
1,20 MAX
1
A
7
14
0,19
4,50
4,30
8
6,20
6,60
0,30
0,75
0,50
0,25
Gage Plane
0,15 NOM
0,65
M
0,10
0
°–8°
0,10
PINS **
A MIN
A MAX
DIM
2,90
3,10
8
4,90
5,10
14
6,60
6,40
4,90
5,10
16
7,70
20
7,90
24
9,60
9,80
28
0,15
0,05
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com