công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSD853F2 bảng dữ liệu(PDF) 86 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện PSD853F2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Flash In-System Programmable (ISP) Peripherals for 8-bit MCUs, 5V
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PSD853F2 bảng dữ liệu(HTML) 86 Page - STMicroelectronics

Back Button PSD853F2 Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 86 / 110 page
background image
PSD813F2, PSD833F2, PSD834F2, PSD853F2, PSD854F2
86/110
Figure 44. Input Macrocell Timing (product term clock)
Table 53. Input Macrocell Timing (5V devices)
Note: 1. Inputs from Port A, B, and C relative to register/ latch clock from the PLD. ALE/AS latch timings refer to tAVLX and tLXAX.
Table 54. Input Macrocell Timing (3V devices)
Note: 1. Inputs from Port A, B, and C relative to register/latch clock from the PLD. ALE latch timings refer to tAVLX and tLXAX.
Symbol
Parameter
Conditions
-70
-90
-15
PT
Aloc
Turbo
Off
Unit
Min
Max
Min
Max
Min
Max
tIS
Input Setup Time
(Note 1)
00
0
ns
tIH
Input Hold Time
(Note 1)
15
20
26
+ 10
ns
tINH
NIB Input High Time
(Note 1)
912
18
ns
tINL
NIB Input Low Time
(Note 1)
912
18
ns
tINO
NIB Input to Combinatorial
Delay
(Note 1)
34
46
59
+ 2
+ 10
ns
Symbol
Parameter
Conditions
-12
-15
-20
PT
Aloc
Turbo
Off
Unit
Min
Max
Min
Max
Min
Max
tIS
Input Setup Time
(Note 1)
00
0
ns
tIH
Input Hold Time
(Note 1)
25
25
30
+ 20
ns
tINH
NIB Input High Time
(Note 1)
12
13
15
ns
tINL
NIB Input Low Time
(Note 1)
12
13
15
ns
tINO
NIB Input to Combinatorial
Delay
(Note 1)
46
62
70
+ 4
+ 20
ns
tINH
tINL
tINO
tIH
tIS
PT CLOCK
INPUT
OUTPUT
AI03101



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com