công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSD853F2 bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện PSD853F2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Flash In-System Programmable (ISP) Peripherals for 8-bit MCUs, 5V
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PSD853F2 bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - STMicroelectronics

Back Button PSD853F2 Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 110 page
background image
77/110
PSD813F2, PSD833F2, PSD834F2, PSD853F2, PSD854F2
Table 44. Capacitance
Note: 1. Sampled only, not 100% tested.
2. Typical values are for TA = 25°C and nominal supply voltages.
Figure 37. AC Measurement I/O Waveform
Figure 38. AC Measurement Load Circuit
Figure 39. Switching Waveforms – Key
Symbol
Parameter
Test Condition
Typ.2
Max.
Unit
CIN
Input Capacitance (for input pins)
VIN = 0V
46
pF
COUT
Output Capacitance (for input/
output pins)
VOUT = 0V
812
pF
CVPP
Capacitance (for CNTL2/VPP)VPP = 0V
18
25
pF
3.0V
0V
Test Point
1.5V
AI03103b
Device
Under Test
2.01 V
195
Ω
C
L = 30 pF
(Including Scope and
Jig Capacitance)
AI03104b
WAVEFORMS
INPUTS
OUTPUTS
STEADY INPUT
MAY CHANGE FROM
HI TO LO
MAY CHANGE FROM
LO TO HI
DON'T CARE
OUTPUTS ONLY
STEADY OUTPUT
WILL BE CHANGING
FROM HI TO LO
WILL BE CHANGING
LO TO HI
CHANGING, STATE
UNKNOWN
CENTER LINE IS
TRI-STATE
AI03102



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com