công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VDP3116B bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Micronas

tên linh kiện VDP3116B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Video Processor Family
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICRONAS [Micronas]
Trang chủ  http://www.micronas.com
Logo MICRONAS - Micronas

VDP3116B bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Micronas

Back Button VDP3116B Datasheet HTML 39Page - Micronas VDP3116B Datasheet HTML 40Page - Micronas VDP3116B Datasheet HTML 41Page - Micronas VDP3116B Datasheet HTML 42Page - Micronas VDP3116B Datasheet HTML 43Page - Micronas VDP3116B Datasheet HTML 44Page - Micronas VDP3116B Datasheet HTML 45Page - Micronas VDP3116B Datasheet HTML 46Page - Micronas VDP3116B Datasheet HTML 47Page - Micronas Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 72 page
background image
PRELIMINARY DATA SHEET
VDP 31xxB
43
Micronas
3.2.1. Scaler Adjustment
In case of linear scaling, most of the scaler registers
need not be set. Only the scaler mode, active video
length, and the fixed scaler increments (scinc1/scinc2)
must be written.
The adjustment of the scaler for nonlinear scaling
modes should use the parameters given in Table 3–4.
Table 3–4: Set-up values for nonlinear scaler modes
Register
Scaler Modes
‘waterglass’
border 35%
‘panorama’
border 30%
center compression
3/4
5/6
4/3
6/5
scinc1
1643
1427
1024
1024
scinc2
1024
1024
376
611
scinc
90
56
85
56
fflim
945
985
921
983
scw1 – 0
110
115
83
94
scw1 – 1
156
166
147
153
scw1 – 2
317
327
314
339
scw1 – 3
363
378
378
398
scw1 – 4
473
493
461
492
scw2 – 0
110
115
122
118
scw2 – 1
156
166
186
177
scw2 – 2
384
374
354
363
scw2 – 3
430
425
418
422
scw2 – 4
540
540
540
540



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com