| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UPSD3253 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPSD3253 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 176 page ![]() 5/176 µPSD325X DEVICES STANDARD SERIAL INTERFACE (UART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Multiprocessor Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Serial Port Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Serial Port Control Register (SCON) (Table 43.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Description of the SCON Bits (Table 44.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Timer 1-Generated Commonly Used Baud Rates (Table 45.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Serial Port Mode 0, Block Diagram (Figure 27.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Serial Port Mode 0, Waveforms (Figure 28.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Serial Port Mode 1, Block Diagram (Figure 29.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Serial Port Mode 1, Waveforms (Figure 30.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Serial Port Mode 2, Block Diagram (Figure 31.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Serial Port Mode 2, Waveforms (Figure 32.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Serial Port Mode 3, Block Diagram (Figure 33.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Serial Port Mode 3, Waveforms (Figure 34.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTOR (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ADC Interrupt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 A/D Block Diagram (Figure 35.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ADC SFR Memory Map (Table 46.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Description of the ACON Bits (Table 47.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 ADC Clock Input (Table 48.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 PULSE WIDTH MODULATION (PWM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4-channel PWM unit (PWM 0-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Four-Channel 8-bit PWM Block Diagram (Figure 36.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 PWM SFR Memory Map (Table 49.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Programmable Period 8-bit PWM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Programmable PWM 4 Channel Block Diagram (Figure 37.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 PWM 4 Channel Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 PWM 4 With Programmable Pulse Width and Frequency (Figure 38.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 I2C INTERFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Block Diagram of the I2C Bus Serial I/O (Figure 39.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Serial Control Register (SxCON: S1CON, S2CON) (Table 50.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Description of the SxCON Bits (Table 51.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Selection of the Serial Clock Frequency SCL in Master Mode (Table 52.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Serial Status Register (SxSTA: S1STA, S2STA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Data Shift Register (SxDAT: S1DAT, S2DAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Serial Status Register (SxSTA) (Table 53.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Description of the SxSTA Bits (Table 54.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Data Shift Register (SxDAT: S1DAT, S2DAT) (Table 55.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Address Register (SxADR: S1ADR, S2ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Address Register (SxADR) (Table 56.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Start /Stop Hold Time Detection Register (S1SETUP, S2SETUP) (Table 57.) . . . . . . . . . . . . . . . . 80 System Cock of 40MHz (Table 58.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 System Clock Setup Examples (Table 59.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Programmer’s Guide for I2C and DDC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 |