công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP0505BAHTG bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Littelfuse

tên linh kiện SP0505BAHTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  8pF 15kV Unidirectional TVS Array
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

SP0505BAHTG bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Littelfuse

  SP0505BAHTG Datasheet HTML 1Page - Littelfuse SP0505BAHTG Datasheet HTML 2Page - Littelfuse SP0505BAHTG Datasheet HTML 3Page - Littelfuse SP0505BAHTG Datasheet HTML 4Page - Littelfuse SP0505BAHTG Datasheet HTML 5Page - Littelfuse SP0505BAHTG Datasheet HTML 6Page - Littelfuse SP0505BAHTG Datasheet HTML 7Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
© 2017 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Revised: 02/23/17
TVS Diode Arrays (SPA®Diodes)
General Purpose ESD Protection - SP1001 Series
Embossed Carrier Tape & Reel Specification – SOT963
Symbol
Millimetres
Inches
Min
Max
Min
Max
E
1.65
1.85
0.065
0.073
F
3.45
3.55
0.136
0.140
D1
0.45
0.55
0.018
0.022
D
1.50 min
0.059 min
P0
3.90
4.10
0.154
0.161
10P0
40.0 ± 0.20
1.575 ± 0.008
P
1.95
2.05
0.077
0.081
P2
1.95
2.05
0.077
0.081
W
7.90
8.20
0.311
0.323
A0
1.11
1.21
0.044
0.048
B0
1.11
1.21
0.044
0.048
K0
0.58
0.68
0.023
0.027
t
0.22 max
0.009 max
PO
P2
t
P
oD1
/
AO
Embossed Carrier Tape & Reel Specification — SOT553 and SOT563
Millimetres
Inches
Min
Max
Min
Max
E
1.65
1.85
0.065
0.073
F
3.45
3.55
0.135
0.139
P2
1.95
2.05
0.077
0.081
D
1.40
1.60
0.055
0.063
D1
0.45
0.55
0.017
0.021
P0
3.90
4.1
0.154
0.161
10P0
40.0 ± 0.20
1.574 ± 0.008
W
7.70
8.10
0.303
0.318
P
3.90
4.10
0.153
0.161
A0
1.73
1.83
0.068
0.072
B0
1.73
1.83
0.068
0.072
K0
0.64
0.74
0.025
0.029
t
0.22 max
.009 max
Dimensions
Dimensions
Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and
test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications.
Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com