công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP0505BAHTG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Littelfuse

tên linh kiện SP0505BAHTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  8pF 15kV Unidirectional TVS Array
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

SP0505BAHTG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Littelfuse

  SP0505BAHTG Datasheet HTML 1Page - Littelfuse SP0505BAHTG Datasheet HTML 2Page - Littelfuse SP0505BAHTG Datasheet HTML 3Page - Littelfuse SP0505BAHTG Datasheet HTML 4Page - Littelfuse SP0505BAHTG Datasheet HTML 5Page - Littelfuse SP0505BAHTG Datasheet HTML 6Page - Littelfuse SP0505BAHTG Datasheet HTML 7Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
© 2017 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Revised: 02/23/17
TVS Diode Arrays (SPA®Diodes)
General Purpose ESD Protection - SP1001 Series
Package Dimensions — SC70
B
3
E HE
2
1
e
e
D
A2 A
A1
C
L
Package
SC70-3
Pins
3
JEDEC
MO-203
Millimeters
Inches
Min
Max
Min
Max
A
0.80
1.10
0.031
0.043
A1
0.00
0.10
0.000
0.004
A2
0.70
1.00
0.028
0.039
B
0.15
0.30
0.006
0.012
c
0.08
0.25
0.003
0.010
D
1.85
2.25
0.073
0.089
E
1.15
1.35
0.045
0.053
e
0.66 BSC
0.026 BSC
HE
2.00
2.40
0.079
0.094
L
0.26
0.46
0.010
0.018
Package
SC70-6
Pins
6
JEDEC
MO-203
Millimeters
Inches
Min
Max
Min
Max
A
0.80
1.10
0.031
0.043
A1
0.00
0.10
0.000
0.004
A2
0.70
1.00
0.028
0.039
B
0.15
0.30
0.006
0.012
c
0.08
0.25
0.003
0.010
D
1.85
2.25
0.073
0.089
E
1.15
1.35
0.045
0.053
e
0.65 BSC
0.026 BSC
HE
2.00
2.40
0.079
0.094
L
0.26
0.46
0.010
0.018
D
A2 A
A1
C
L
E
HE
2
1
3
6
5
4
B
B
B
D
A2 A
A1
C
L
E
HE
2
1
3
6
5
not used
4
e
e
B
Package
SC70-5
Pins
5
JEDEC
MO-203
Millimeters
Inches
Min
Max
Min
Max
A
0.80
1.10
0.031
0.043
A1
0.00
0.10
0.000
0.004
A2
0.70
1.00
0.028
0.039
B
0.15
0.30
0.006
0.012
c
0.08
0.25
0.003
0.010
D
1.85
2.25
0.073
0.089
E
1.15
1.35
0.045
0.053
e
0.65 BSC
0.026 BSC
HE
2.00
2.40
0.079
0.094
L
0.26
0.46
0.010
0.018
SC70-5
Solder Pad Layout
SC70-6
Solder Pad Layout
SC70-3
Solder Pad Layout



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com