| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPBTLE-1S bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPBTLE-1S bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 27 page ![]() SPBTLE-1S Hardware specifications DocID030445 Rev 3 11/27 Figure 4: Config uration of the “BlueNRG current consumption estimation tool” Table 4: Current consumption Symbol Parameter Test conditions Typ. Unit IDD Supply current Reset 5 nA Standby 500 nA Sleep mode 0.9 µA Active Mode 1.9 mA RX 7.7 mA TX: +5dBm 15 mA TX: 0 dBm 11 mA Figure 5: Typical current consumption profile at +5 dBm |