công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8451ASTZ bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8451ASTZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Cost, Precision Analog Front End and Controller for Battery Test/Formation Systems
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8451ASTZ bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Analog Devices

Back Button AD8451ASTZ Datasheet HTML 25Page - Analog Devices AD8451ASTZ Datasheet HTML 26Page - Analog Devices AD8451ASTZ Datasheet HTML 27Page - Analog Devices AD8451ASTZ Datasheet HTML 28Page - Analog Devices AD8451ASTZ Datasheet HTML 29Page - Analog Devices AD8451ASTZ Datasheet HTML 30Page - Analog Devices AD8451ASTZ Datasheet HTML 31Page - Analog Devices AD8451ASTZ Datasheet HTML 32Page - Analog Devices AD8451ASTZ Datasheet HTML 33Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 33 page
background image
AD8451
Data Sheet
OUTLINE DIMENSIONS
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-026-BEC
1.45
1.40
1.35
0.15
0.05
0.20
0.09
0.10
COPLANARITY
VIEW A
ROTATED 90° CCW
SEATING
PLANE
7°
3.5°
0°
61
60
1
80
20
41
21
40
VIEW A
1.60
MAX
0.75
0.60
0.45
16.20
16.00 SQ
15.80
14.20
14.00 SQ
13.80
0.65
BSC
LEAD PITCH
0.38
0.32
0.22
TOP VIEW
(PINS DOWN)
PIN 1
Figure 58. 80-Lead Low Profile Quad Flat Package [LQFP]
(ST-80-2)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model1
Temperature Range
Package Description
Package Option
AD8451ASTZ
−40°C to +85°C
80-Lead LQFP
ST-80-2
AD8451ASTZ-RL
−40°C to +85°C
80-Lead LQFP
ST-80-2
AD8451-EVALZ
Evaluation Board
1
Z = RoHS Compliant Part.
©2014 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners.
D12137-0-3/14(0)
Rev. 0 | Page 32 of 32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com