công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS53L32A bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS53L32A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage, Stereo A/D Converter
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS53L32A bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Cirrus Logic

Back Button CS53L32A Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS53L32A Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CS53L32A Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CS53L32A Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CS53L32A Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CS53L32A Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic CS53L32A Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic CS53L32A Datasheet HTML 15Page - Cirrus Logic CS53L32A Datasheet HTML 16Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 40 page
background image
CS53L32A
12
DS513F1
SWITCHING CHARACTERISTICS - CONTROL PORT - TWO WIRE MODE
(TA = 25° C; VL = 1.7 V - 3.6 V; Inputs: logic 0 = GND, logic 1 = VL, CL = 30 pF)
Note: 10. Data must be held for sufficient time to bridge the transition time, tf, of SCL
.
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
Two Wire Mode
SCL Clock Frequency
fscl
-
100
KHz
RST Rising Edge to Start
tirs
500
-
ns
Bus Free Time Between Transmissions
tbuf
4.7
-
µs
Start Condition Hold Time (prior to first clock pulse)
thdst
4.0
-
µs
Clock Low time
tlow
4.7
-
µs
Clock High Time
thigh
4.0
-
µs
Setup Time for Repeated Start Condition
tsust
4.7
-
µs
SDA Hold Time from SCL Falling
(Note 10)
thdd
0-
µs
SDA Setup time to SCL Rising
tsud
250
-
ns
Rise Time of SCL
trc
-25
ns
Fall Time of SCL
tfc
-25
ns
Rise Time of SDA
trd
-1
us
Fall Time of SDA
tfd
-
300
ns
Setup Time for Stop Condition
tsusp
4.7
-
µs
t
buf
t
hdst
t
hdst
t
low
t r
t f
t
hdd
t high
t sud
t sust
t susp
Stop
Start
Start
Stop
Repeated
SDA
SCL
t
irs
RST
Figure 4. Control Port Timing - Two Wire Mode
t
buf
t
hdst
t
hdst
t
low
t r
t f
t
hdd
t high
t sud
t sust
t susp
Stop
Start
Start
Stop
Repeated
SDA
SCL
t
irs
RST



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com