công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC32MX270F256D bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC32MX270F256D
Giải thích chi tiết về linh kiện  PIC32MX270F256D Bluetooth짰 Audio 44-pin to 100-pinTQFP Plug-In Module (PIM) Information Sheet
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC32MX270F256D bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Microchip Technology

  PIC32MX270F256D Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology PIC32MX270F256D Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology PIC32MX270F256D Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology PIC32MX270F256D Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology PIC32MX270F256D Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology PIC32MX270F256D Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology PIC32MX270F256D Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology PIC32MX270F256D Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
© 2014 Microchip Technology Inc.
DS50002268A-page 1
PIC32MX270F256D
The PIC32MX270F256D Bluetooth Audio PIM is
designed to demonstrate the capabilities of the
PIC32MX1XX/2XX family of devices using the PIC32
Bluetooth Audio Development Kit board.
The PIC32MX1XX/2XX family of devices are high-
performance 32-bit microcontrollers in low-pin count
packages.
Table 1
shows
the
mapping
between
the
development board functions and the device pins.
The MCP23008 (see
Figure 3) is
an
I2C bus
expander, which was added to help maintain most of
the functionality of the 100-pin device. The I2C
expander controls the on-board LEDs and charge
management logic control lines. For flexibility, the I2C
expander has a changeable slave address.
Note:
This PIM can only be used with the
PIC32
Bluetooth
Audio
Development
Board. To get started with development,
please visit: http://www.microchip.com/
pic32tools and click the PIC32 Bluetooth
Audio Development Board product link.
TABLE 1:
44-PIN TO 100-PIN PINOUT
Device
Pin #
PIC32MX270F256D Pin Name
PIM Pin #
Functional
Description
I2C
Expander
(MCP23008)
1
RPB9/SDA1/CTED4/PMD3/RB9
59, 67
I2C SDA
2
2
RPC6/PMA1/RC6
77
UART1_RX
3
RPC7/PMA0/RC7
78
UART_TX
4
RPC8/PMA5/RC8
49
UART2_RX
5
RPC9/CTED7/PMA6/RC9
41
SW4
6VSS
15, 31, 36, 45, 65, 75
GND
3, 5, 9
7VCAP
2, 16, 30, 37, 46, 62, 86
3.3V/VCAP
8
PGED2/RPB10/D+/CTED11/RB10
57
USB D+
9
PGEC2/RPB11/D-/RB11
56
USB D-
10
VBUS3V3
3.3V
20
11
AN11/RPB13/CTPLS/PMRD/RB13
11
SPI2_SDI
12
PGED/TMS/PMA10/RA10
27
PGD4
13
PGEC/TCK/CTED8/PMA7/RA7
26
PGC4
14
CVREFOUT/AN10/C3INB/RPB14/VBUSON/SCK1/CTED5/RB14
70
I2S1_BCLK
15
AN9/C3INA/RPB15/SCK2/CTED6/PMCS1/RB15
10
SCK2
16
AVSS
15, 31, 36, 45, 65, 75
GND
3, 5, 9
17
AVDD
2, 16, 30, 37, 46, 62, 86
3.3V
20
18
MCLR
13
MCLR#
19
PGED3/VREF+/CVREF+/AN0/C3INC/RPA0/CTED1/PMD7/RA0
35
VOLUME
20
PGEC3/VREF-/CVREF-/AN1/RPA1/CTED2/PMD6/RA1
80
VBUS_SENSE
21
PGED1/AN2/C1IND/C2INB/C3IND/RPB0/PMD0/RB0
52
SS2
22
PGEC1/AN3/C1INC/C2INA/RPB1/CTED12/PMD1/RB1
79
UART1_CTS#
23
AN4/C1INB/C2IND/RPB2/SDA2/CTED13/PMD2/RB2
17
SW1
24
AN5/C1INA/C2INC/RTCC/RPB3/SCL2/PMWR/RB3
38
SW2
25
AN6/RPC0/RC0
1
STBY/RS#
26
AN7/RPC1/RC1
53
I2S1_MCLK
PIC32MX270F256D Bluetooth
® Audio 44-pin to 100-pin
TQFP Plug-In Module (PIM) Information Sheet


Số phần tương tự - PIC32MX270F256D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
PIC32MX270F256D MICROCHIP-PIC32MX270F256D Datasheet
7Mb / 344P
32-bit Microcontrollers (up to 256 KB Flash and 64 KB SRAM) with Audio and Graphics Interfaces, USB, and Advanced Analog
07/14/15
More results

Mô tả tương tự - PIC32MX270F256D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
DSPIC33EP512MU810 MICROCHIP-DSPIC33EP512MU810 Datasheet
461Kb / 10P
dsPIC33EP512MU810 and PIC24EP512GU810 100-pin TQFP to 100-pin Plug-In Module (PIM)
2011
PIC24EPXXX810 MICROCHIP-PIC24EPXXX810 Datasheet
245Kb / 2P
Dual Motor Control Plug-In Module (PIM) Information Sheet
2011
logo
List of Unclassifed Man...
WT32-A-AI ETC2-WT32-A-AI Datasheet
317Kb / 2P
WT32 Bluetooth짰 Audio Module?
logo
Microchip Technology
PIC32MZ2048ECH144 MICROCHIP-PIC32MZ2048ECH144 Datasheet
165Kb / 10P
PIC32MZ EC and PIC32MZ EF Bluetooth짰 Audio 144-pin to 100-pin TQFP Plug-In Module
01/27/15
BM20 MICROCHIP-BM20 Datasheet
2Mb / 46P
Bluetooth짰 4.1 Stereo Audio Module
2015
DSPIC33EP512GM710 MICROCHIP-DSPIC33EP512GM710 Datasheet
177Kb / 6P
dsPIC33EP512GM710 100-Pin TQFP to 100-Pin Plug-In Module (PIM) Information Sheet
11/29/12
PIC32MK MICROCHIP-PIC32MK Datasheet
250Kb / 8P
PIC32MK 100-pin Motor Control Plug-In Module (PIM) Information Sheet
10/25/17
PIC32MX270F512L MICROCHIP-PIC32MX270F512L Datasheet
186Kb / 6P
PIC32MX270F512L Bluetooth짰 Audio 100-pin to 100-pinTQFPPlug-In Module (PIM) Information Sheet
03/25/14
PIC32MX570F512L MICROCHIP-PIC32MX570F512L Datasheet
155Kb / 8P
PIC32MX570F512L 100-pin to 100-pin TQFP CAN-USB Plug-In Module (PIM) Information Sheet
03/25/14
BM83 MICROCHIP-BM83 Datasheet
4Mb / 74P
BM83 Bluetooth짰 Stereo Audio Module Data Sheet
2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com