công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC32MX270F256D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC32MX270F256D
Giải thích chi tiết về linh kiện  PIC32MX270F256D Bluetooth짰 Audio 44-pin to 100-pinTQFP Plug-In Module (PIM) Information Sheet
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC32MX270F256D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microchip Technology

  PIC32MX270F256D Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology PIC32MX270F256D Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology PIC32MX270F256D Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology PIC32MX270F256D Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology PIC32MX270F256D Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology PIC32MX270F256D Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology PIC32MX270F256D Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology PIC32MX270F256D Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
PIC32MX270F256D
DS50002268A-page 2
© 2014 Microchip Technology Inc.
27
AN8/RPC2/PMA2/RC2
76
UART_RTS#
28
VDD
2, 16, 30, 37, 46, 62, 86
3.3V
20
29
VSS
15, 31, 36, 45, 65, 75
GND
3, 5, 9
30
OSC1/CLKI/RPA2/RA2
63
OSC1
31
OSC2/CLKO/RPA3/RA3
64
OSC2
32
TDO/RPA8/PMA8/RA8
83
A_DET#
33
SOSCI/RPB4/RB4
69
I2S1_LRCL
34
SOSCO/RPA4/T1CK/CTED9/RA4
12
SDO2
35
TDI/RPA9/PMA9/RA9
72
I2S1_SDO
36
AN12/RPC3/RC3
23
UART2_CTS#
37
RPC4/PMA4/RC4
50
UART2_TX
38
RPC5/PMA3/RC5
29
SW3
39
VSS
15, 31, 36, 45, 65, 75
GND
3, 5, 9
40
VDD
2, 16, 30, 37, 46, 62, 86
3.3V
20
41
RPB5/USBID/RB5
42
SW5
42
VBUS
54
3.3V/VBUS
43
RPB7/CTED3/PMD5/INT0/RB7
14
UART2_RTS#
44
RPB8/SCL1/CTED10/PMD4/RB8
58, 66
I2C SCL
1
TABLE 1:
44-PIN TO 100-PIN PINOUT (CONTINUED)
Device
Pin #
PIC32MX270F256D Pin Name
PIM Pin #
Functional
Description
I2C
Expander
(MCP23008)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com