công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SAMA5D2 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện SAMA5D2
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAMA5D2 Xplained Ultra Evaluation Kit
PDF  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

SAMA5D2 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - ATMEL Corporation

Back Button SAMA5D2 Datasheet HTML 18Page - ATMEL Corporation SAMA5D2 Datasheet HTML 19Page - ATMEL Corporation SAMA5D2 Datasheet HTML 20Page - ATMEL Corporation SAMA5D2 Datasheet HTML 21Page - ATMEL Corporation SAMA5D2 Datasheet HTML 22Page - ATMEL Corporation SAMA5D2 Datasheet HTML 23Page - ATMEL Corporation SAMA5D2 Datasheet HTML 24Page - ATMEL Corporation SAMA5D2 Datasheet HTML 25Page - ATMEL Corporation SAMA5D2 Datasheet HTML 26Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 74 page
background image
22
SAMA5D2 Xplained Ultra [USER GUIDE]
Atmel-44028C-ATARM-SAMA5D2-Xplained-Ultra-User Guide_13-Oct-16
5.4
PIO Usage and Interface Connectors
5.4.1
Secure Digital Multimedia Card Interface (SDMMC)
5.4.1.1
Secure Digital Multimedia Card (SDMMC) Controller
The SAMA5D2-XULT board has two Secure Digital Multimedia Card (SDMMC) interfaces that support the
MultiMedia Card (e.MMC) Specification V4.41, the SD Memory Card Specification V3.0, and the SDIO V3.0
specification. It is compliant with the SD Host Controller Standard V3.0 specification.
SDMMC0 interface is connected to the eMMC.
SDMMC1 Interface based on a 7-pin interface (clock, command, 4-bit data, power lines).
5.4.1.2
SDMMC1 Card Connector
A standard MMC/SD card connector, connected to SDMMC1, is mounted on the top side of the board. It includes
a card detection switch.
Figure 5-18.
SDMMC1
(MCI1_CD)
(SDHC1_WP)
(MCI1_DA1)
(MCI1_DA0)
(MCI1_CK)
(MCI1_CDA)
(MCI1_DA3)
(MCI1_DA2)
VDD_3V3
VDD_3V3
SDHC1_DAT0_PA18
[7]
SDHC1_DAT1_PA19
[7]
SDHC1_DAT2_PA20
[7]
SDHC1_DAT3_PA21
[7]
SDHC1_CMD_PA28
[7]
SDHC1_CK_PA22
[7]
SDHC1_CD_PA30
[7]
C75
100nF
R214
0R
J19
SD Card Connector
8
5
7
6
4
3
2
1
9
14
15
16
13
12
11
10
R249
0R
C64
10uF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com