công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IOS7763 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

tên linh kiện IOS7763
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Speed, Robust EMC, Reinforced Six-Channel Digital Isolators
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

IOS7763 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button IOS7763 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 40 page
background image
13
ISO7760, ISO7761
ISO7762, ISO7763
www.ti.com
SLLSER1C – AUGUST 2017 – REVISED JANUARY 2018
Product Folder Links: ISO7760 ISO7761 ISO7762 ISO7763
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated
(1)
VCCI = Input-side VCC; VCCO = Output-side VCC.
6.13 Electrical Characteristics—2.5-V Supply
VCC1 = VCC2 = 2.5 V ±10% (over recommended operating conditions unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
VOH
High-level output voltage
IOH = –1 mA; see Figure 18
VCCO
(1) – 0.2
2.45
V
VOL
Low-level output voltage
IOL = 1 mA; see Figure 18
0.05
0.2
V
VIT+(IN)
Rising input threshold voltage
0.6 x VCCI
0.7 x
VCCI
V
VIT-(IN)
Falling input threshold voltage
0.3 x VCCI
0.4 x VCCI
V
VI(HYS)
Input threshold voltage hysteresis
0.1 × VCCI
0.2 x VCCI
V
IIH
High-level input current
VIH = VCCI
(1) at INx
10
μA
IIL
Low-level input current
VIL = 0 V at INx
–10
μA
CMTI
Common-mode transient immunity
VI = VCCI or 0 V, VCM = 1200 V;
see Figure 20
85
100
kV/μs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com