công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IOS7763 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Texas Instruments

tên linh kiện IOS7763
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Speed, Robust EMC, Reinforced Six-Channel Digital Isolators
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

IOS7763 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button IOS7763 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments IOS7763 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 40 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
TYP
10.63
9.97
2.65 MAX
14X 1.27
16X
0.51
0.31
2X
8.89
TYP
0.33
0.10
0 - 8
0.3
0.1
(1.4)
0.25
GAGE PLANE
1.27
0.40
A
NOTE 3
10.5
10.1
B
NOTE 4
7.6
7.4
4221009/B 07/2016
SOIC - 2.65 mm max height
DW0016B
SOIC
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-013.
1
16
0.25
C A
B
9
8
PIN 1 ID
AREA
SEATING PLANE
0.1 C
SEE DETAIL A
TYPICAL
DETAIL A
SCALE 1.500
32
ISO7760, ISO7761
ISO7762, ISO7763
SLLSER1C – AUGUST 2017 – REVISED JANUARY 2018
www.ti.com
Product Folder Links: ISO7760 ISO7761 ISO7762 ISO7763
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com