công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0935A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0935A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
kích thước tập tin   150.72 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7 
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0935A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Số phần tương tự - TA0935A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transko Electronics, In...
TA09301AV TRANSKO-TA09301AV Datasheet
590Kb / 4P
93.888 MHz IF SAW Filter / 2.02 MHz Bandwidth
Revision 0: 15. Apr. 2009
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0930A TAI-SAW-TA0930A Datasheet
408Kb / 6P
SAW Filter 1440 MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0930A GOLLEDGE-TA0930A Datasheet
163Kb / 5P
SAW Filter 1440.0MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0930B TAI-SAW-TA0930B Datasheet
251Kb / 7P
SAW Filter 1440 MHz
logo
Transko Electronics, In...
TA09316AD1 TRANSKO-TA09316AD1 Datasheet
673Kb / 4P
93.75 MHz IF SAW Filter / 16.52 MHz Bandwidth
Revision 0: 04. Nov. 2010
More results


Mô tả tương tự - TA0935A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0714A TAI-SAW-TA0714A Datasheet
159Kb / 7P
SAW Filter 1575.42MHz 2 MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA0918A TAI-SAW-TA0918A Datasheet
151Kb / 7P
SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1177A TAI-SAW-TA1177A Datasheet
153Kb / 7P
SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1323A TAI-SAW-TA1323A Datasheet
150Kb / 7P
SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1653A TAI-SAW-TA1653A Datasheet
155Kb / 7P
SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.1x0.9 mm
TA1689A TAI-SAW-TA1689A Datasheet
237Kb / 9P
SAW Filter 881.5MHz 25MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1701A TAI-SAW-TA1701A Datasheet
346Kb / 8P
SAW Filter 897MHz 34.2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1759A TAI-SAW-TA1759A Datasheet
178Kb / 8P
SAW Filter 403.5MHz 3MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA2045A TAI-SAW-TA2045A Datasheet
441Kb / 9P
SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD1.1x0.9mm
TA2384A TAI-SAW-TA2384A Datasheet
415Kb / 8P
SAW Filter 677.5MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=26MHz)
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com