công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1689A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1689A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
tên linh kiện TA1689A
tải về  TA1689A tải về

kích thước tập tin   237.96 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SAW Filter 881.5MHz 25MHz BW SMD 1.4X1.1 mm

TA1689A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TA1689A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1689A
tải về  TA1689A Click to download

kích thước tập tin   237.96 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SAW Filter 881.5MHz 25MHz BW SMD 1.4X1.1 mm

TA1689A bảng dữ liệu (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1689A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1689A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1689A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1689A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1689A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1689A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1689A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1689A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1689A Datasheet HTML 9Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Số phần tương tự - TA1689A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1680A TAI-SAW-TA1680A Datasheet
166Kb / 7P
   SAW Filter 1232 MHz
logo
Transko Electronics, In...
TA1680BP TRANSKO-TA1680BP Datasheet
370Kb / 4P
   Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: March 2012
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1683A TAI-SAW-TA1683A Datasheet
368Kb / 7P
   SAW Filter 2530 MHz 20MHz BW SMD 3.0x3.0 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1683A GOLLEDGE-TA1683A Datasheet
309Kb / 6P
   SAW Filter 2530.0MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1684A TAI-SAW-TA1684A Datasheet
368Kb / 7P
   SAW Filter 2650 MHz 20MHz BW SMD 3.0x3.0 mm
More results


Mô tả tương tự - TA1689A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1690A TAI-SAW-TA1690A Datasheet
235Kb / 9P
   SAW Filter 881.5MHz 25MHz BW SMD 1.1X0.9 mm
TA1692A TAI-SAW-TA1692A Datasheet
222Kb / 8P
   SAW Filter 836.5MHz 25MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA2081A TAI-SAW-TA2081A Datasheet
437Kb / 8P
   SAW Filter 652.5MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=25MHz)
TA2084A TAI-SAW-TA2084A Datasheet
442Kb / 8P
   SAW Filter 777.5MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=25MHz)
TA2082A TAI-SAW-TA2082A Datasheet
441Kb / 8P
   SAW Filter 752.5MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=25MHz)
TA2083A TAI-SAW-TA2083A Datasheet
441Kb / 8P
   SAW Filter 677.5MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=25MHz)
TA1691A TAI-SAW-TA1691A Datasheet
223Kb / 8P
   SAW Filter 836.5MHz 25MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA2629A TAI-SAW-TA2629A Datasheet
755Kb / 8P
   SAW Filter 836.5 MHz (BW 25MHz) SMD 1.4X1.1 mm
TF0089A TAI-SAW-TF0089A Datasheet
350Kb / 13P
   Duplexer 836.5/881.5MHz 25MHz BW SMD 2.0횞1.6 mm
TA1811D TAI-SAW-TA1811D Datasheet
414Kb / 8P
   SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 SMD 1109 (25MHz BW)
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com