công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PA0118-S bảng dữ liệu (PDF) - Proto Advantage SMD Adapter

tên linh kiện PA0118-S
Giải thích chi tiết về linh kiện  CSP-48 Stencil (0.5 mm pitch, 7 x 7 mm body)
kích thước tập tin   42.06 Kbytes
Html View  1 
nhà sản xuất  PROTOADVANTAGE [Proto Advantage SMD Adapter]
Trang chủ  www.Proto-Advantage.com
Logo PROTOADVANTAGE - Proto Advantage SMD Adapter

PA0118-S bảng dữ liệu (PDF) - Proto Advantage SMD Adapter



Số phần tương tự - PA0118-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Proto Advantage SMD Ada...
PA0118 PROTOADVANTAGE-PA0118 Datasheet
49Kb / 2P
CSP-48 to DIP-48 SMT Adapter (0.5 mm pitch, 7 x 7 mm body)
revision 1.0
More results


Mô tả tương tự - PA0118-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TDSO1150 VISHAY-TDSO1150 Datasheet
163Kb / 8P
Standard 7- Segment Display 7 mm
31-Aug-04
logo
NXP Semiconductors
SOT545-3 PHILIPS-SOT545-3 Datasheet
15Kb / 1P
plastic thermal enganced thin quad flat package; 48 leads; body 7 x 7 x 1 mm; exposed die pad
2004 Feb 05
logo
ON Semiconductor
NTVS3141P ONSEMI-NTVS3141P_09 Datasheet
132Kb / 6P
??0 V, ??.7 A, 85 m, Single P?묬hannel, CSP 1.0x1.5x0.65 mm
March, 2009 ??Rev. 0
logo
Vishay Siliconix
TDSG1150 VISHAY-TDSG1150_10 Datasheet
159Kb / 12P
Standard 7-Segment Display 7 mm
30-Jun-10
logo
ILSI America LLC
IL3R ILSI-IL3R Datasheet
46Kb / 2P
4 Pad Plastic Package, 1.4 mm x 7 mm
ILCX04 ILSI-ILCX04 Datasheet
46Kb / 2P
4 Pad Ceramic Package, 5 mm x 7 mm
logo
Vishay Siliconix
TDSL11 VISHAY-TDSL11_V01 Datasheet
152Kb / 9P
Low Current 7 mm 7-Segment Display
17-Apr-13
TDSY1150 VISHAY-TDSY1150_V01 Datasheet
167Kb / 12P
Standard 7-Segment Display 7 mm
06-Dec-2021
TDSG1150 VISHAY-TDSG1150_V02 Datasheet
167Kb / 12P
Standard 7-Segment Display 7 mm
06-Dec-2021
TDSL1150 VISHAY-TDSL1150_V01 Datasheet
151Kb / 9P
Low Current 7 mm 7-Segment Display
17-Apr-13
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com