công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDSL1150 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

TDSL1150 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện TDSL1150_V01
tải về  TDSL1150 tải về
kích thước tập tin   151.39 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Current 7 mm 7-Segment Display

TDSL1150 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TDSL1150 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện TDSL1150_V01
tải về  TDSL1150 Click to download

kích thước tập tin   151.39 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Current 7 mm 7-Segment Display

TDSL1150 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


TDSL1150 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The TDSL11.0 series are 7 mm character seven segment
low current LED displays in a very compact package.
The displays are designed for a viewing distance up to
3 m and available in high efficiency red. The grey package
surface and the evenly lighted untinted segments provide an
optimum on-off contrast.
All displays are categorized in luminous intensity groups.
That allows users to assemble displays with uniform
appearence.
Typical applications include instruments, panel meters,
point-of-sale terminals and household equipment.

FEATURES
• Low power consumption
• Suitable for DC and multiplex operation
• Evenly lighted segments
• Grey package surface
• Untinted segments
• Luminous intensity categorized
• Wide viewing angle
• Material categorization: For definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - TDSL1150_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TDSL1150 VISHAY-TDSL1150_10 Datasheet
155Kb / 9P
Low Current 7 mm Seven Segment Display
25-Jan-10
More results


Mô tả tương tự - TDSL1150_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TDSL1150 VISHAY-TDSL1150 Datasheet
169Kb / 6P
Low Current 7 mm Seven Segment Display
31-Aug-04
TDSO1150 VISHAY-TDSO1150 Datasheet
163Kb / 8P
Standard 7- Segment Display 7 mm
31-Aug-04
TDSG1150 VISHAY-TDSG1150_10 Datasheet
159Kb / 12P
Standard 7-Segment Display 7 mm
30-Jun-10
TDSL1150 VISHAY-TDSL1150_10 Datasheet
155Kb / 9P
Low Current 7 mm Seven Segment Display
25-Jan-10
TDSL11 VISHAY-TDSL11_V01 Datasheet
152Kb / 9P
Low Current 7 mm 7-Segment Display
17-Apr-13
TDSL31 VISHAY-TDSL31_V01 Datasheet
111Kb / 7P
Low Current 10 mm 7-Segment Display
15-Nov-2021
TDSY1150 VISHAY-TDSY1150_V01 Datasheet
167Kb / 12P
Standard 7-Segment Display 7 mm
06-Dec-2021
TDSG1150 VISHAY-TDSG1150_V02 Datasheet
167Kb / 12P
Standard 7-Segment Display 7 mm
06-Dec-2021
TDSL3150 VISHAY-TDSL3150_V01 Datasheet
110Kb / 7P
Low Current 10 mm 7-Segment Display
15-Nov-2021
TDSL5150 VISHAY-TDSL5150_V01 Datasheet
141Kb / 9P
Low Current 13 mm 7-Segment Display
06-Dec-2021
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com