| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 Molex Electronics Ltd. |
2185363619
|
143Kb / 2P |
GLASS NTC MOUNTING -10K±1%,B3964,L300
Rev. B4 |
|
2185373617
|
145Kb / 2P |
GLASS NTC MOUNTING -10K±1%,B4035,L100
Rev. B4 |
|
2185373619
|
144Kb / 2P |
GLASS NTC MOUNTING -10K±1%,B4035,L300
Rev. B3 |
|
2185373909
|
125Kb / 2P |
GLASS NTC PROBE A -50K±1%,B4035,L300
Rev. A3 |
|
2185373919
|
143Kb / 2P |
GLASS NTC MOUNTING -50K±1%,B4035,L300
Rev. B4 |
|
2185343609
|
124Kb / 2P |
GLASS NTC PROBE A -10K±1%,B3600,L300
2022/12/23 |
|
2185353609
|
126Kb / 2P |
GLASS NTC PROBE A -10K±1%,B3892,L300
2022/12/23 |
|
2185363609
|
126Kb / 2P |
GLASS NTC PROBE A -10K±1%,B3964,L300
2022/12/23 |
|
2185373607
|
125Kb / 2P |
GLASS NTC PROBE A -10K±1%,B4035,L100
2022/12/23 |
|
2185373907
|
125Kb / 2P |
GLASS NTC PROBE A -50K±1%,B4035,L100
2022/12/23 |