công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2185353609 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

2185353609 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện 2185353609
tải về  2185353609 tải về
kích thước tập tin   126.19 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện GLASS NTC PROBE A -10K±1%,B3892,L300

2185353609 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2185353609 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 2185353609
tải về  2185353609 Click to download

kích thước tập tin   126.19 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện GLASS NTC PROBE A -10K±1%,B3892,L300

2185353609 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Số phần tương tự - 2185353609

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
2185353609 MOLEX-2185353609 Datasheet
33Kb / 1P
Temperature Sensor Cable Assemblies
10/24/2022
2185353609-000 MOLEX-2185353609-000 Datasheet
33Kb / 1P
Temperature Sensor Cable Assemblies
10/24/2022
2185353609 MOLEX-2185353609_V01 Datasheet
33Kb / 1P
Temperature Sensor Cable Assemblies
10/24/2022
More results


Mô tả tương tự - 2185353609

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
2185353619 MOLEX-2185353619 Datasheet
143Kb / 2P
GLASS NTC MOUNTING -10K±1%,B3892,L300
Rev. B4
2185353907 MOLEX-2185353907 Datasheet
126Kb / 2P
GLASS NTC PROBE A -50K±1%,B3892,L100
Rev. A3
2185353919 MOLEX-2185353919 Datasheet
144Kb / 2P
GLASS NTC MOUNTING -50K±1%,B3892,L300
Rev. B4
2185363619 MOLEX-2185363619 Datasheet
143Kb / 2P
GLASS NTC MOUNTING -10K±1%,B3964,L300
Rev. B4
2185373619 MOLEX-2185373619 Datasheet
144Kb / 2P
GLASS NTC MOUNTING -10K±1%,B4035,L300
Rev. B3
2185343609 MOLEX-2185343609 Datasheet
124Kb / 2P
GLASS NTC PROBE A -10K±1%,B3600,L300
2022/12/23
2185353607 MOLEX-2185353607 Datasheet
126Kb / 2P
GLASS NTC PROBE A -10K±1%,B3892,L100
2022/12/23
2185353909 MOLEX-2185353909 Datasheet
126Kb / 2P
GLASS NTC PROBE A -50K±1%,B3892,L300
2022/12/23
2185363609 MOLEX-2185363609 Datasheet
126Kb / 2P
GLASS NTC PROBE A -10K±1%,B3964,L300
2022/12/23
2185373609 MOLEX-2185373609 Datasheet
125Kb / 2P
GLASS NTC PROBE A -10K±1%,B4035,L300
2022/12/23
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com