| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 Cree, Inc |
CGH60060D
|
618Kb / 7P |
60 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev 3.1 |
 Qorvo, Inc |
QPD1881L
|
1Mb / 18P |
400 W, 50 V, 2.7 ??2.9 GHz, GaN RF Power Transistor
|
 WOLFSPEED, INC. |
CGH35060F2
|
1Mb / 11P |
60 W, 3.1 - 3.5 GHz, 28 V, GaN HEMT
Rev. 4.4, 2022-10-28 |
|
CGH60008D
|
977Kb / 9P |
8 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev. 1.2, 2022-11-23 |
|
CGH60015D
|
980Kb / 9P |
15 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev. 4.2, 2022-12-1 |
|
CGH60060D
|
1Mb / 8P |
60 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev. 4.2, 2022-12-2 |
|
CGH60120D
|
1Mb / 8P |
120 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev. 4.2, 2022-12-2 |
|
CGHV1J006D
|
868Kb / 9P |
6 W, 18.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev. 2.0, 2022-7-27 |
|
CGHV35120F
|
837Kb / 12P |
120 W, 2.9 - 3.8 GHz, 50 V, GaN HEMT for S-Band Radar Systems
Rev. 1.0, 2022-8-3 |
|
CGHV35400F
|
928Kb / 11P |
400 W, 2.9 - 3.5 GHz, 50-Ohm Input/Output Matched, GaN HEMT for S-Band Radar Systems
Rev 5.2 - February 2021 |