công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SAR582D3 bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

tên linh kiện 2SAR582D3
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP -10A -30V Power Transistor
kích thước tập tin   1742.92 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SAR582D3 bảng dữ liệu (PDF) - Rohm



Số phần tương tự - 2SAR582D3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SAR582D3FRA ROHM-2SAR582D3FRA Datasheet
1Mb / 9P
PNP -10A -30V Power Transistor
Rev.001
2SAR582D3FRATL ROHM-2SAR582D3FRATL Datasheet
1Mb / 9P
PNP -10A -30V Power Transistor
Rev.001
More results


Mô tả tương tự - 2SAR582D3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
2SA1599 SHINDENGEN-2SA1599 Datasheet
397Kb / 8P
Switching Power Transistor(-10A PNP)
2SA1880 SHINDENGEN-2SA1880 Datasheet
438Kb / 8P
Switching Power Transistor(-10A PNP)
logo
Rohm
QST3TR ROHM-QST3TR Datasheet
393Kb / 7P
PNP -5A -30V Middle Power Transistor
2SAR293P ROHM-2SAR293P_13 Datasheet
428Kb / 8P
PNP -1.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR542P ROHM-2SAR542P Datasheet
769Kb / 8P
PNP -5.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR562F3 ROHM-2SAR562F3 Datasheet
365Kb / 8P
PNP -6A -30V Middle Power Transistor
logo
Diodes Incorporated
FZT949 DIODES-FZT949 Datasheet
452Kb / 7P
30V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR
Rev 2
logo
Rohm
2SAR572D3 ROHM-2SAR572D3 Datasheet
1Mb / 11P
PNP -5.0A -30V Power Transistor
2SAR572D3FRA ROHM-2SAR572D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
PNP -5.0A -30V Power Transistor
2SCR582D3 ROHM-2SCR582D3 Datasheet
1Mb / 11P
NPN 10A 30V Power Transistor
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com