công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SAR562F3 bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

2SAR562F3 Datasheet PDF - Rohm
tên linh kiện 2SAR562F3
tải về  2SAR562F3 tải về
kích thước tập tin   365.01 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện PNP -6A -30V Middle Power Transistor

2SAR562F3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SAR562F3 Datasheet PDF - Rohm

tên linh kiện 2SAR562F3
tải về  2SAR562F3 Click to download

kích thước tập tin   365.01 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện PNP -6A -30V Middle Power Transistor

2SAR562F3 bảng dữ liệu (HTML) - Rohm




Số phần tương tự - 2SAR562F3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SAR563F3 ROHM-2SAR563F3 Datasheet
1Mb / 9P
PNP -6A -50V Middle Power Transistor
2SAR564F3 ROHM-2SAR564F3 Datasheet
1Mb / 9P
PNP -4A -80V Middle Power Transistor
2SAR567F3 ROHM-2SAR567F3 Datasheet
1Mb / 9P
PNP -2.5A -120V Middle Power Transistor
More results


Mô tả tương tự - 2SAR562F3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SAR542F3TR ROHM-2SAR542F3TR Datasheet
722Kb / 7P
PNP -3.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR572D ROHM-2SAR572D Datasheet
808Kb / 7P
PNP -5.0A -30V Middle Power Transistor
QST3TR ROHM-QST3TR Datasheet
393Kb / 7P
PNP -5A -30V Middle Power Transistor
2SAR293P ROHM-2SAR293P_13 Datasheet
428Kb / 8P
PNP -1.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR512P ROHM-2SAR512P Datasheet
439Kb / 8P
PNP -2.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR512R ROHM-2SAR512R Datasheet
1Mb / 10P
PNP -2.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR542P ROHM-2SAR542P Datasheet
769Kb / 8P
PNP -5.0A -30V Middle Power Transistor
2SCR562F3 ROHM-2SCR562F3 Datasheet
360Kb / 8P
NPN 6A 30V Middle Power Transistor
2SAR563F3 ROHM-2SAR563F3 Datasheet
1Mb / 9P
PNP -6A -50V Middle Power Transistor
2SAR512RHZG ROHM-2SAR512RHZG Datasheet
1Mb / 9P
PNP -2.0A -30V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
More results




Giới thiệu về Rohm


Rohm Semiconductor là một công ty bán dẫn Nhật Bản được thành lập vào năm 1958.

Công ty chuyên thiết kế và sản xuất một loạt các sản phẩm bao gồm quản lý năng lượng, thiết bị năng lượng, và các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp.

Các sản phẩm của Rohm được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, ô tô, công nghiệp và viễn thông.

Công ty được biết đến với sự tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp.

RoHM có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com