công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC55NEM208AFTN bảng dữ liệu (PDF) - Toshiba Semiconductor

TC55NEM208AFTN Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
tên linh kiện TC55NEM208AFTN
tải về  TC55NEM208AFTN tải về
kích thước tập tin   107.71 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện TENTATIVE TOSHIBA MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON GATE CMOS

TC55NEM208AFTN Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TC55NEM208AFTN Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC55NEM208AFTN
tải về  TC55NEM208AFTN Click to download

kích thước tập tin   107.71 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện TENTATIVE TOSHIBA MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON GATE CMOS

TC55NEM208AFTN bảng dữ liệu (HTML) - Toshiba Semiconductor


TC55NEM208AFTN Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The TC55NEM208AFPN/AFTN is a 4,194,304-bit static random access memory (SRAM) organized as 524,288 words by 8 bits. Fabricated using Toshiba's CMOS Silicon gate process technology, this device operates from a single 5V ± 10% power supply. Advanced circuit technology provides both high speed and low power at an operating current of 3 mA/MHz (typ) and a minimum cycle time of 55 ns. It is automatically placed in low-power mode at 1 µA standby current (typ) when chip enable ( CE ) is asserted high. There are two control inputs. CE is used to select the device and for data retention control, and output enable ( OE ) provides fast memory access. This device is well suited to various microprocessor system applications where high speed, low power and battery backup are required. And, with a guaranteed operating range of −40° to 85°C, the TC55NEM208AFPN/AFTN can be used in environments exhibiting extreme temperature conditions. The TC55NEM208AFPN/AFTN is available in a standard plastic 32-pin small-outline package (SOP) and normal and reverse pinout plastic 32-pin thin-small-outline package (TSOP).

Features
■ Low-power dissipation
■ Operating: 15 mW/MHz (typical)
■ Single power supply voltage of 5 V ± 10%
■ Power down features using CE .
■ Data retention supply voltage of 2.0 to 5.5 V
■ Direct TTL compatibility for all inputs and outputs
■ Wide operating temperature range of −40° to 85°C
■ Standby Current (maximum):20 µA




Số phần tương tự - TC55NEM208AFTN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC55NEM208AFTV55 TOSHIBA-TC55NEM208AFTV55 Datasheet
120Kb / 11P
524,288-WORD BY 8-BIT STATIC RAM
31-Oct-2002
TC55NEM208AFTV70 TOSHIBA-TC55NEM208AFTV70 Datasheet
120Kb / 11P
524,288-WORD BY 8-BIT STATIC RAM
31-Oct-2002
More results


Mô tả tương tự - TC55NEM208AFTN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC55VCM216ASTN40 TOSHIBA-TC55VCM216ASTN40 Datasheet
201Kb / 14P
TENTATIVE TOSHIBA MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON GATE CMOS
TC55VBM316AFTN TOSHIBA-TC55VBM316AFTN Datasheet
216Kb / 15P
TENTATIVE TOSHIBA MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON GATE CMOS
05-Aug-2002
TC58512FT TOSHIBA-TC58512FT Datasheet
420Kb / 43P
TENTATIVE TOSHIBA MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON GATE CMOS
05-Mar-2001
TH58100FT TOSHIBA-TH58100FT Datasheet
421Kb / 43P
TENTATIVE TOSHIBA MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON GATE CMOS
05-Mar-2001
TC58FVM5T2AFT65 TOSHIBA-TC58FVM5T2AFT65 Datasheet
799Kb / 63P
TOSHIBA MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON GATE CMOS
TC51WHM616AXBN70 TOSHIBA-TC51WHM616AXBN70 Datasheet
207Kb / 11P
TENTATIVE TOSHIBA MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON GATE CMOS
22-Aug-2002
TC55VEM316AXBN40 TOSHIBA-TC55VEM316AXBN40 Datasheet
209Kb / 14P
TENTATIVE TOSHIBA MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON GATE CMOS
23-Jul-2002
TC58NVG1S3BFT00 TOSHIBA-TC58NVG1S3BFT00 Datasheet
315Kb / 37P
TENTATIVE TOSHIBA MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON GATE CMOS
TC58DVG02A1FT00 TOSHIBA-TC58DVG02A1FT00 Datasheet
453Kb / 44P
TENTATIVE TOSHIBA MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON GATE CMOS
10-Jan-2003
TC58NYG0S3EBAI4 TOSHIBA-TC58NYG0S3EBAI4 Datasheet
487Kb / 65P
TOSHIBA MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON GATE CMOS
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com