công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RSS130N03FRA bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

RSS130N03FRA Datasheet PDF - Rohm
tên linh kiện RSS130N03FRA
tải về  RSS130N03FRA tải về
kích thước tập tin   2570.68 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện Nch 30V 13A Power MOSFET

RSS130N03FRA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RSS130N03FRA Datasheet PDF - Rohm

tên linh kiện RSS130N03FRA
tải về  RSS130N03FRA Click to download

kích thước tập tin   2570.68 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện Nch 30V 13A Power MOSFET

RSS130N03FRA bảng dữ liệu (HTML) - Rohm




Số phần tương tự - RSS130N03FRA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RSS130N03 ROHM-RSS130N03 Datasheet
60Kb / 4P
Switching (30V, 13A)
RSS130N03 ROHM-RSS130N03 Datasheet
82Kb / 4P
4V Drive Nch MOS FET
Rev1.1
RSS130N03HZG ROHM-RSS130N03HZG Datasheet
2Mb / 14P
Nch 30V 13A Power MOSFET
RSS130N03 ROHM-RSS130N03_V01 Datasheet
82Kb / 4P
4V Drive Nch MOS FET
Rev1.1
More results


Mô tả tương tự - RSS130N03FRA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
UPC8026 UTC-UPC8026 Datasheet
154Kb / 4P
30V, 13A N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Rohm
RQ3E130BN ROHM-RQ3E130BN Datasheet
2Mb / 12P
Nch 30V 13A Middle Power MOSFET
QH8KA1 ROHM-QH8KA1 Datasheet
2Mb / 12P
30V NchNch Power MOSFET
HP8KA1 ROHM-HP8KA1 Datasheet
2Mb / 14P
30V NchNch Power MOSFET
HS8K11 ROHM-HS8K11 Datasheet
3Mb / 19P
30V NchNch Power MOSFET
RQ3E130MN ROHM-RQ3E130MN Datasheet
622Kb / 11P
Nch 30V 13A Power MOSFET
SH8KA4 ROHM-SH8KA4 Datasheet
2Mb / 15P
30V NchNch Power MOSFET
RS3E130AT ROHM-RS3E130AT Datasheet
2Mb / 15P
Pch -30V -13A Power MOSFET
RSS130N03HZG ROHM-RSS130N03HZG Datasheet
2Mb / 14P
Nch 30V 13A Power MOSFET
SP8K2HZG ROHM-SP8K2HZG Datasheet
2Mb / 14P
30V NchNch Power MOSFET
More results




Giới thiệu về Rohm


Rohm Semiconductor là một công ty bán dẫn Nhật Bản được thành lập vào năm 1958.

Công ty chuyên thiết kế và sản xuất một loạt các sản phẩm bao gồm quản lý năng lượng, thiết bị năng lượng, và các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp.

Các sản phẩm của Rohm được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, ô tô, công nghiệp và viễn thông.

Công ty được biết đến với sự tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp.

RoHM có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com